b40s2a ... B380S2A b40s2a ... B380S2A surface mount si-bridge-rectifiers si-brckengleichrichter fr die oberfl?chenmontage version 2006-09-14 dimensions - ma?e [mm] nominal current nennstrom 2.3 a alternating input voltage eingangswechselspannung 40...380 v plastic case so-dil kunststoffgeh?use so-dil 8.3 x 6.4 x 3.1 [mm] weight approx. ? gewicht ca. 0.4 g plastic material has ul classification 94v-0 geh?usematerial ul94v-0 klassifiziert standard packaging taped and reeled standard lieferform gegurtet auf rolle recognized product ? underwriters laboratories inc.? file e175067 anerkanntes produkt ? underwriters laboratories inc.? nr. e175067 maximum ratings grenzwerte type typ max. alternating input voltage max. eingangswechselspannung v vrms [v] repetitive peak reverse voltage periodische spitzensperrspannung v rrm [v] 1 ) b40s2a 40 80 b80s2a 80 160 b125s2a 125 250 b250s2a 250 600 B380S2A 380 800 repetitive peak forward current periodischer spitzenstrom f > 15 hz i frm 13 a 2 ) peak forward surge current, 50/60 hz half sine-wave sto?strom fr eine 50/60 hz sinus-halbwelle t a = 25c i fsm 65/72 a rating for fusing, t < 10 ms grenzlastintegral, t < 10 ms t a = 25c i 2 t 21 a 2 s operating junction temperature ? sperrschichttemperatur storage temperature ? lagerungstemperatur t j t s -50...+150c -50...+150c 1 per diode ? pro diode 2 max. temperature of the terminals t t = 100c ? max. temperatur der anschlsse t t = 100c ? diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 1 0.25 3.3 -0.1 10.2 0.4 7.9 0.4 ~ ~ + 1.3 3.1 -0.1 8.3 -0.1 5.1 type typ
b40s2a ... B380S2A characteristics kennwerte max. average forward rectified current dauergrenzstrom t a = 50c r-load c-load i fav i fav 2.3 a 1 ) 1.9 a 1 ) forward voltage ? durchlass-spannung t j = 25c i f = 2 a v f < 0.95 v 2 ) leakage current ? sperrstrom t j = 25c v r = v rrm i r < 10 a thermal resistance junction to ambient air w?rmewiderstand sperrschicht ? umgebende luft r tha < 30 k/w 1 ) type typ max. admissible load capacitor max. zul?ssiger ladekondensator c l [f] min. required protective resistor min. erforderl. schutzwiderstand r t [ ? ] b40s2a 4000 0.005 1.3 80 b80s2a 2000 0.005 2.5 160 b125s2a 1250 0.005 4.0 250 b250s2a 500 0.005 10.0 600 B380S2A 400 0.005 12.5 800 1 mounted on p.c. board with 25 mm 2 copper pads at each terminal montage auf leiterplatte mit 25 mm 2 kupferbelag (l?tpad) an jedem anschluss 2 per diode ? pro diode 2 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag rated forward current versus ambient temperature zul. richtstrom in abh. von der umgebungstemp. i fav [%] 120 100 80 60 40 20 0 [c] t a 150 100 50 0 10 10 1 10 10 2 -1 -2 [a] i f forward characteristics (typical values) durchlasskennlinien (typische werte) 0.4 v f 0.8 1.0 1.2 1.4 [v] 1.8 t = 25c j t = 125c j 125a-(3a-0.95v)
|